| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MB91F528R bảng dữ liệu(PDF) 177 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB91F528R bảng dữ liệu(HTML) 177 Page - SPANSION |
|
177 / 241 page ![]() D a t a S h e et 174 MB91F528_DS705-00016-1v0-E, March 28, 2014 CONFIDENTIAL (TA: -40°C to +125°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/Vcc=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V) Parameter Symbol Pin name Conditions Value Unit Remarks Min Typ Max Input leak current IIL All input pins VCC=AVCC=5.5V VSS<VI<VCC -5 - 5 µA Input capacitance 1 CIN1 Other than VCC,VCCE, VSS, AVCC, AVSS, C - - 5 15 pF Pull-up resistance RUP1 RSTX, NMIX VCC=5.0V±10% 25 - 100 kΩ Vcc=3.3V±0.3V 45 - 140 RUP2 P073,074,077 VCC=5.0V±10% 25 - 60 kΩ Vcc=3.3V±0.3V 33 - 90 RUP3 Port pin other than P035,041,073, 074,077,093, 122,222,227, 232,236 VCC=5.0V±10% 25 - 100 kΩ Vcc=3.3V±0.3V 45 - 140 “H” level output voltage *1 VOH1 Normal output pin Vcc=4.5V IOH=-4.0mA VCC -0.5 - VCC V Vcc=3.0V IOH=-2.0mA P076,200,201, 204,205,210, 211,214,215, 220,221,225, 226,230,231, 234,235 Vcc=4.5V IOH=-4.0mA VCC -0.5 - VCC V When I 2C function is non-select ed Vcc=3.0V IOH=-2.0mA VOH2 P073,074,077 Vcc=4.5V IOH=-3.0mA VCC -0.5 - VCC V I 2C pin output P076,200,201, 204,205,210, 211,214,215, 220,221,225, 226,230,231, 234,235 Vcc=4.5V IOH=-3.0mA VCC -0.5 - VCC V When I 2C function is non-select ed VOH3 P103 to 106 Vcc=4.5V IOH=-12.0mA VCC -0.5 - VCC V Vcc=3.0V IOH=-8.0mA |