công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F528 bảng dữ liệu(PDF) 234 Page - SPANSION

tên linh kiện MB91F528
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document states the current technical specifications regarding
PDF  241 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB91F528 bảng dữ liệu(HTML) 234 Page - SPANSION

Back Button MB91F528 Datasheet HTML 230Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 231Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 232Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 233Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 234Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 235Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 236Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 237Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 238Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 234 / 241 page
background image
D at aS h ee t
144-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.40 mm
Package width ×
package length
16.0 × 16.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Weight
0.88 g
Code
(Reference)
P-LFQFP144-16×16-0.40
144-pin plastic LQFP
(FPT-144P-M12)
(FPT-144P-M12)
C
2003-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F144024S-c-3-5
.059 –.004
+.008
–0.10
+0.20
1.50
Details of "A" part
0~8
°
(Mounting height)
0.60±0.15
(.024±.006)
0.25(.010)
(.004±.002)
0.10±0.05
(Stand off)
0.08(.003)
0.145–0.03
+.002
–.001
.006
+0.05
"A"
.007±.001
0.18±0.035
M
0.07(.003)
36
37
1
LEAD No.
0.40(.016)
INDEX
144
109
108
18.00±0.20(.709±.008)SQ
SQ
16.00
73
72
*
.630 –.004
+.016
–0.10
+0.40
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values.
Note 1) * : These dimensions include resin protrusion.
Resin protrusion is +0.25(.010)Max(each side).
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
Please confirm the latest Package dimension by following URL.
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
March 28, 2014, MB91F528_DS705-00016-1v0-E
231
CONFIDENTIAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com