công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F528 bảng dữ liệu(PDF) 223 Page - SPANSION

tên linh kiện MB91F528
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document states the current technical specifications regarding
PDF  241 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB91F528 bảng dữ liệu(HTML) 223 Page - SPANSION

Back Button MB91F528 Datasheet HTML 219Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 220Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 221Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 222Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 223Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 224Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 225Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 226Page - SPANSION MB91F528 Datasheet HTML 227Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 223 / 241 page
background image
D a t a S h e et
220
MB91F528_DS705-00016-1v0-E, March 28, 2014
CONFIDENTIAL
(3) Notes on Using A/D Converter
<About the output impedance of the analog input of external circuit>
· When the external impedance is too high, the sampling period for analog voltages may not be
sufficient. In this case, it is recommended to connect the capacitor (approx. 0.1 μF) to the analog
input pin.
Analog input circuit model
R
C
12bit A/D
1.9k
Ω (Max)
8.30pF (Max)
(4.5V
≤ AV
CC ≤ 5.5V)
4.3k
Ω (Max)
8.30pF (Max)
(3.0V
≤ AV
CC ≤ 3.6V)
Note: Listed values must be considered as reference values.
R
C
Analog input
Comparator
During sampling: ON



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com