công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF344MB bảng dữ liệu(PDF) 114 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF344MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A340NB Series are highly integrated
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF344MB bảng dữ liệu(HTML) 114 Page - SPANSION

Back Button MB9AF344MB Datasheet HTML 110Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 111Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 112Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 113Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 114Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 115Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 116Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 117Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 118Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 114 / 125 page
background image
DataS h eet
June 10, 2015, MB9A340NB_DS706-00039-4v0-E
111
CONFIDENTIAL
80-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.65 mm
Package width ×
package length
14.00 mm × 14.00 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.60 mm Max.
Code
(Reference)
P-LQFP80-14 × 14-0.65
80-pin plastic LQFP
(FPT-80P-M40)
(FPT-80P-M40)
0.32±0.06
(.013±.002)
M
0.13(.005)
14.00±0.10(.551±.004)SQ
16.00±0.20(.630±.008)SQ
*
0.145±0.055
(.006±.002)
0.10(.004)
0.60±0.15
(.024±.006)
1.50±0.10
(.059±.004)
0˚~7˚
0.25(.010)
0.10±0.05
(.004±.002)
INDEX
Details of "A" part
0.65(.026)
0.50±0.20
(.020±.008)
1
20
40
21
60
41
80
61
C
2012 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED HMbF80-40Sc-1-1
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values.
Note 1) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com