công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF344MB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF344MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A340NB Series are highly integrated
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF344MB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - SPANSION

Back Button MB9AF344MB Datasheet HTML 5Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 6Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 7Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 8Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 9Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 10Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 11Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 12Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 13Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 125 page
background image
D a t a S h e e t
6
MB9A340NB_DS706-00039-4v0-E, June 10, 2015
CONFIDENTIAL
 Low-Power Consumption Mode
Six low-power consumption modes supported.
 Sleep
 Timer
 RTC
 Stop
 Deep Standby RTC (selectable between keeping the value of RAM and not)
 Deep Standby Stop (selectable between keeping the value of RAM and not)
 Debug
 Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP)
 Embedded Trace Macrocells (ETM).*
*: MB9AF341LB/MB, F342LB/MB and F344LB/MB support only SWJ-DP.
 Unique ID
Unique value of the device (41-bit) is set.
 Power Supply
Wide range voltage:
VCC = 1.65 V to 3.6 V
VCC = 3.0 V to 3.6 V (when USB is used)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com