công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9AF344MB bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9AF344MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  The MB9A340NB Series are highly integrated
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9AF344MB bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - SPANSION

Back Button MB9AF344MB Datasheet HTML 70Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 71Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 72Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 73Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 74Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 75Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 76Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 77Page - SPANSION MB9AF344MB Datasheet HTML 78Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 125 page
background image
D a t a S h e e t
June 10, 2015, MB9A340NB_DS706-00039-4v0-E
71
CONFIDENTIAL
(5) Reset Input Characteristics
(VCC = 1.65V to 3.6V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Pin
name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Max
Reset input time
tINITX
INITX
-
500
-
ns
(6) Power-on Reset Timing
(VCC= 1.65V to 3.6V, VSS = 0V, TA = - 40°C to + 85°C)
Parameter
Symbol
Pin
name
Value
Unit
Remarks
Min
Max
Power supply rising time
tVCCR
VCC
0
-
ms
Power supply shut down time
tOFF
1
-
ms
Time until releasing
Power-on reset
tPRT
1.34
16.09
ms
0.2V
VDH_minimum
VCC_minimum
tPRT
Internal reset
VCC
CPU Operation
start
Reset active
Release
tVCCR
0.2V
0.2V
tOFF
Glossary
・ VCC_minimum: Minimum V
CC of recommended operating conditions
・ VDH_minimum: Minimum detection voltage (when SVHR=00000) of Low-Voltage detection reset
See 7. Low-Voltage Detection Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com