công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP9971GS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

tên linh kiện AP9971GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Simple Drive Requirement
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
Trang chủ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.

AP9971GS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

  AP9971GS Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS Datasheet HTML 4Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS Datasheet HTML 5Page - Advanced Power Electronics Corp. AP9971GS Datasheet HTML 6Page - Advanced Power Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
AP9971GS
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Drain Current v.s. Case
Fig 12. Transfer Characteristics
Temperature
4
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
t , Pulse Width (s)
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthjc + TC
t
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
Duty factor=0.5
Single Pulse
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
20406080
V DS ,Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C oss
C rss
0
2
4
6
8
10
0
8
16
24
32
Q G , Total Gate Charge (nC)
I D =18A
V DS =48V
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
T C =25
o C
Single Pulse
100us
1ms
10ms
100ms
DC
Operation in this area
limited by RDS(ON)
0
7
14
21
28
25
50
75
100
125
150
T C , Case Temperature (
o C )
0
10
20
30
40
50
60
02468
V GS , Gate-to-Source Voltage (V)
T j =150
o C
T j =25
o C
V DS =5V
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com