| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ES5120BZ bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - ESS Technology,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ES5120BZ bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - ESS Technology,Inc |
|
12 / 29 page ![]() !"#! $#%& !"!#$"%&'&(")#%"*+,-./(./ !%1 !%1 ;(-!;(-!0' $.<$.<"&%'$ '-%! > 5( ) --'" $%!!$%!1 %!!$ % !) !' %+ 45 & "1 D 7 !'%$ $ %! + !$-%!1%!''"15&'%#51 E > %)$%!!$%!+% + !$$-$% 1 4 D )$%!!$%!+% + !$$-$% 1 E 5 :++ !' + !$!-$%!!$%!1 4 5 %#++ !' + !$!-$%!!$%!1 5 %#!'%!-!'$%!!$%!1 5 :!'%!-!'$%!!$%!1 5 @++ %-1%!!$%! %! % 1 %6 %$-$% $%!!$%!1 > 5 ! % %-1%!!$%! %!$-$% 1 : @ $%!'-!1''%#;11+ %5H%<!%+ $$%!) %!1+$%!!$%5H*$%!) %!#''$%!!& -'"!%-1 D > "'%$''% ;!-<$%!!$%!1 E D "'%$''% ;%-<$%!!$%!1 4 E %$''% $%!!$%!1 4 5H %)-%# --'"$%!!$%!1"-$''"451 |