| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ES5120BZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ESS Technology,Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ES5120BZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ESS Technology,Inc |
|
11 / 29 page ![]() !"#! $#%& !"!#$"%&'&(")#%"*+,-./(./ !%1 !%1 ;(-!;(-!0' $.<$.<"&%'$ '-%! 4 @?J @66 $%! %'!-1%!!$!@?J%5 !&66 %!1@?J'%$''";! !''"<#B'%$')''%#B !-1 !! !'-''%#!%1 0/ 5 5%'% + ,!$" !'$!-12!$%!!$% *($%!) +!$%!$)12!$%!!$%5 + ,!$"$%! +!$%!$)1-!!! !' -''%#!%1 A: .:%'!-12!$%!!$%5*$%!) #''%!'" - -'" + !# $%!) %! )' ! - $! )'1 * -. ! #'' & % ! ' !+!'"1 2! !$%!!$ % $%!!$ % * $%!) #'' %- !% ''"1 -! ! ! !' -''%#!%1 ;% 9 -! " & # +!$%! %+ : #$ -!%!$-&%!!1< ? ?! ! %-1 %- #'' & #! ' !E$%!% '1 ) !%-1%-#''&#!!'%!' !- ! +''$'1 #''-'"BB #! !-%) !1 |