công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4990 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4990
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Linear Output Hall Sensor
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4990 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4990 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG TLE4990 Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
TLE4990
Programmable Linear Hall Sensor
Signal Processing
Data Sheet
14
V 2.0, 2004-05
6.2
Gain Setting (fixed in -E6782 version)
The sensitivity is defined by the range (Preamp) and the gain setting. The output of the
preamlifier is multiplied with the gain value.
The sensitivity can be set in 1024 steps.
Gain Register
Table 7Gain
Parameter
Symbol Limit Values
Unit
Notes
min.
max.
Register size
-
10
bit
Gain range
-
1
1.43
-
Gain
9
876543
210
G9 ... G0
Table 8
Gain Register Setting
Gain
G
Remark
Dec.
Bin. (G9 ... G0)
1
0
0000000000
minimum gain
1.43
1023
1111111111
maximum gain



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com