công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GCS265 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - XP Power Limited

tên linh kiện GCS265
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC Power Supplies
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

GCS265 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - XP Power Limited

  GCS265 Datasheet HTML 1Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 4Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 5Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 6Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 7Page - XP Power Limited GCS265 Datasheet HTML 8Page - XP Power Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
PREL
IMINA
RY
GCS265 Series
AC-DC Power Supplies
7
www.xppower.com
Mechanical Details
Notes
1. All dimensions in inches (mm).
2. Tolerance .xx = ±0.02 (0.50); .xxx = ±0.01 (0.25)
3. J1 mates with Molex Housing PN 09-50-1031,
J2 mates with Molex Housing PN 09-50-1061 and both with Molex series 5194 crimp terminals.
J3 mates with Molex Housing PN 22-01-1024 and with Molex series 5103 crimp terminals.
J4 mates with JST Housing PN PHDR-10VS and with JST SPHD-001T-P0.5 crimp terminals.
4.72 (120.0)
5.5 (139.7)
4.01
(101.8)
2.61
(66.3)
1.73
(44.0)
1.96
(50.0)
0.44 (11.1)
0.40 (10.2)
1.04 (26.4)
0.39 (9.9)
4.72 (120.0)
0.25 faston
ground tab
2.86
(72.7)
0.39 (10.0)
0.93 (23.6)
0.50
(12.7)
2 x M3 x 0.5 THD
0.16 (4.0) max
screw penetration
2 x M3 x 0.5 THD
0.16 (4.0) max
screw penetration
0.57
(14.4)
1.32
(33.6)
1.72
(43.7)
Output Connector J2
Molex pn. 09-65-2068
Pin
Single Output
1
+V1
2
+V1
3
+V1
4
RTN
5
RTN
6
RTN
Input Connector J1
Molex pn. 09-65-2038
Pin
Function
1
Line
2
Neutral
Signal Connector J4
JST PN B10B-PHDSS
Pin
Single Output
1
+Sense
2
-Sense
3
XP Internal Use
4
Inhibit LO
5
Inhibit HI
6
Power Fail (AC-OK)
7
+V Standby
8
+V Standby
9
-V Standby
10
-V Standby
Fan Connector J3
Molex pn. 22-04-1021
Pin
Function
1
Fan +(12 V)
2
Fan -
Covered Option (-C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com