| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST2100 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2100 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 39 page ![]() Pin descriptions ST2100 16/39 DocID025777 Rev 1 ANALOG GROUND GNDE_RTC J22 0 V VSSA_USB AC16 VSSA_USB AC13 VSSAC_USB AA15 GNDAS_ADC W21 GNDA_ADC W22 GNDA1_DAC V20 GNDA2_DAC T22 GNDAS_DAC U20 DAC_MASS_QUIET U22 GNDE_DAC W20 GNDE_RCG_MCLK AC19 AGNDSUB_RCG_MCLK Y17 AGND_RCG_MCLK AA17 AGND_PLL1 Y15 AGND_PLL2 W17 GNDA_RCG_CLK_SYNTH Y20 GNDE_REG AB22 GNDE_PGA AB21 PCIE_P1_VSSR K23 PCIE_P1_VSSR M23 PCIE_P1_VSST N23 PCIE_VSS_PLL P21 PCIE_P1_VSST R23 I/O VDDE_3V3 E5, E6, E7, E17, E18, E19, F5, F19, G5, G19, U5, U19, V5, V19, W5, W6, W7, W18, W19 3.3 V CORE VDD_1V2 J9, J10, J12, J14, J15, K9, K15, L9, L15, M9, M15, N9, N15, P9, P15, R9, R10, R12, R14, R15, AA21 1.2 V USB PHY VDD_1V2_USB AB15 1.2 V VDD_2V5_USB AA16 2.5 V VDD_3V3_USB AB16 3.3 V Table 5. Power supply pin descriptions (continued) Group Signal name Ball Value |