| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RX95HF bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RX95HF bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 44 page ![]() DocID023884 Rev 3 35/44 RX95HF Package mechanical data 43 Note: 1) AMKOR Variation B. Dimensions are not in accordance with JEDEC. 2) AMKOR and MUAR. Table 38. 32-pin VFQFPN package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are rounded to 4 decimal digits. Note Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.800 0.900 1.000 0.0315 0.0354 0.0394 A1 0.000 0.020 0.050 0.0000 0.0008 0.0020 A3 0.200 0.0079 b 0.180 0.250 0.300 0.0071 0.0098 0.0118 D 4.850 5.000 5.150 0.1909 0.1969 0.2028 D2 (AMK_B) 3.500 3.600 3.700 0.1378 0.1417 0.1457 1 E 4.850 5.000 5.150 0.1909 0.1969 0.2028 E2 (AMK_B) 3.500 3.600 3.700 0.1378 0.1417 0.1457 1 e 0.500 0.0197 L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 ddd (AMK) 0.050 0.0020 2 |