công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DLP5500AFYA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DLP5500AFYA
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.55 XGA Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DLP5500AFYA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button DLP5500AFYA Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DLP5500AFYA Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 46 page
background image
DLP5500
DLPS013F – APRIL 2010 – REVISED MAY 2015
www.ti.com
Pin Functions (continued)
PIN(1)
TYPE
DATA
INTERNAL
TRACE
SIGNAL
CLOCK
DESCRIPTION
(I/O/P )
RATE(2)
TERM(3)
(mils)(4)
NAME
NO.
POWER
B11,B12,B1
3,B16,R12,
Power for LVCMOS
VCC
Power
Analog
–
–
–
–
R13,R16,R1
Logic
7
A12,A14,A1
Power supply for LVDS
VCCI
6,T12,T14,T
Power
Analog
–
–
–
–
Interface
16
C1,D1,M1,N
Power for High Voltage
VCC2
Power
Analog
–
–
–
–
1
CMOS Logic
A6,A11,A13,
A15,A17,B4,
B5,B8,B14,
B15,B17,C2
,C18,C19,F
1,F2,F19,H1
Common return for all
VSS
,H2,H3,H18,
Power
Analog
–
–
–
–
power inputs
J18,K1,K2,L
19,N2,P18,
P19,R4,R9,
R14,R15,T7
,T13,T15,T1
7
RESERVED SIGNALS (Not for use in system)
RESERVED_R7
R7
Input
LVCMOS
–
Pull-Down
–
–
RESERVED_R8
R8
Input
LVCMOS
–
Pull-Down
–
–
Pins should be
connected to VSS
RESERVED_T8
T8
Input
LVCMOS
–
Pull-Down
–
–
RESERVED_B6
B6
Input
LVCMOS
–
Pull-Down
–
–
A3, A7,
A10, B2,
B3, B10,
E3, F3, K3,
L3, P1, P2,
P3, R1, R2,
NO_CONNECT
–
–
–
–
–
DO NOT CONNECT
–
R3, R5, R6,
R10, R11,
T1, T2, T3,
T4, T5, T6,
T9, T10,
T11
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DLP5500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com