công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431CLPR bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431CLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Programmable Reference
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431CLPR bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button TL431CLPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 74 page
background image
VO
TL431
VI(BATT)
R1
R2
C
(see Note A)
VO
TL431
VI(BATT)
R1
R2
V
O
1
R1
R2
V
ref
=
+
(
(
VO
TL431
VI(BATT)
uA7805
IN
OUT
Common
R1
R2
V
O
1
R1
R2
V
ref
Minimum V
O
V
ref
5 V
=
+
=
+
(
(
R
(see Note A)
VO
TL431
VI(BATT)
2N222
2N222
4.7 kΩ
R1
0.1%
R2
0.1%
0.01 µF
30 Ω
O
ref
R1
V
= 1 +
V
R2
æ
ö
ç
÷
è
ø
TL431, TL431A, TL431B
TL432, TL432A, TL432B
SLVS543O – AUGUST 2004 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
10.3 System Examples
A.
R should provide cathode current
≥1 mA to the TL431 at minimum V(BATT).
Figure 29. Precision High-Current Series Regulator
Figure 30. Output Control of a Three-Terminal Fixed Regulator
Figure 31. High-Current Shunt Regulator
A.
Refer to the stability boundary conditions in Figure 16 and Figure 18 to determine allowable values for C.
Figure 32. Crowbar Circuit
26
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL431 TL431A TL431B TL432 TL432A TL432B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com