công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431CLPR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431CLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Programmable Reference
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431CLPR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button TL431CLPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TL431CLPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 74 page
background image
150 Ω
IKA
R1 = 10 kΩ
R2
CL
VBATT
IKA
CL
VBATT
150 Ω
TEST CIRCUIT FOR CURVE A
TEST CIRCUIT FOR CURVES B, C, AND D
+
−
+
−
50
40
10
0
0.001
0.01
0.1
1
70
90
100
10
30
80
60
20
Stable
A VKA = Vref
B VKA = 5 V
C VKA = 10 V
D VKA = 15 Vf
CL − Load Capacitance − µF
A
C
D
B
A
TA = 25°C
Stable
B
TL431, TL431A, TL431B
TL432, TL432A, TL432B
www.ti.com
SLVS543O – AUGUST 2004 – REVISED JANUARY 2015
Typical Characteristics (continued)
The areas under the curves represent conditions that may cause the
device to oscillate. For curves B, C, and D, R2 and V+ are adjusted
to establish the initial VKA and IKA conditions, with CL = 0. VBATT and
CL then are adjusted to determine the ranges of stability.
Figure 19. Test Circuit for Stability Boundary Conditions
Figure 18. Stability Boundary Conditions for All TL431B,
TL432, SOT-23, SC-70, and Q-Temp Devices
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
17
Product Folder Links: TL431 TL431A TL431B TL432 TL432A TL432B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com