công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS5047P-ATST bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ams AG

tên linh kiện AS5047P-ATST
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-bit On-Axis Magnetic Rotary Position Sensor with 12-Bit Decimal
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5047P-ATST bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ams AG

  AS5047P-ATST Datasheet HTML 1Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 2Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 3Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 4Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 5Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 6Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 7Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 8Page - ams AG AS5047P-ATST Datasheet HTML 9Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 40 page
background image
Page 4
ams Datasheet
Document Feedback
[v1-00] 2014-Oct-31
AS5047P − Pin Assignment
Note(s) and/or Footnote(s):
1. Floating state of a digital input is not allowed.
2. If SPI is not used, an Pull up resistor on CSn is required.
3. If SPI is not used, an Pull down resistor on CLK is required.
8
W/PWM
Digital output
Commutation signal W or PWM
9
V
Digital output
Commutation signal V
10
U
Digital output
Commutation signal U
11
VDD
Power supply
5V power supply voltage for on-chip regulator
12
VDD3V3
Power supply
3.3V on-chip low-dropout (LDO) output. Requires an
external decoupling capacitor (1uF)
13
GND
Power supply
Ground
14
I
Digital output
Incremental signal I (index) or PWM
Pin Number
Pin Name
Pin Type
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com