công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS3415 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - ams AG

tên linh kiện AS3415
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Active Noise Cancelling Solution with Bypass Feature
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS3415 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - ams AG

Back Button AS3415 Datasheet HTML 78Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 79Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 80Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 81Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 82Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 83Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 84Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 85Page - ams AG AS3415 Datasheet HTML 86Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 102 page
background image
AS3415/AS3435 – 82
ams Datasheet, Confidential: 2014-Jun-13 [v1-30]
Re g i st e r De sc rip t ion
1:0
OTP_MODE<1:0>
00
R/W
This register controls the OTP access.
00: READ
01: LOAD
10: WRITE
11: BURN
Name
Address
Default Value
CONFIG_2
0x3F
0x00
This register controls the register access to all OTP registers. In order to get access to these registers it is
necessary to set EVAL_REG_ON bit to ‘1’.
Bit
Bit Name
Default
Access
Bit Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More