công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM35DM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM35DM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Centigrade Temperature Sensors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM35DM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button LM35DM/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 31 page
background image
LM35
+
OUT
200*
1.5 k*
HEAT
FINS
V
A
R
A
1 k
1 PF
+
20 PF
+
LM3914
LM3914
1.2 k*
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
10
20 k
18
1
2
3
7 V
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NC
V
B
V
C
499*
499*
10
18
7 V
7 V
1.5 k*
R
C
1 k
1 k*
R
B
1 k
20 LEDs
°F
LM35
LM131
47
+
GND
8
6 V
100 k
0.01 PF
100 k
1 PF
12 k
5 k
FULL
SCALE
ADJ
1
2
4
6
7
0.01 PF
LOW TEMPCO
3
5
1 k
6.8 k
4N28
f
OUT
LM35
+
OUT
GND
75
1 PF
16 k
ADC0804
+
2 k
1 k
+
IN
V
REF
0.64 V
5 V
8
PARALLEL
DATA
OUTPUT
INTR
CS
RD
WR
GND
LM35
+
OUT
GND
75
1 PF
3.9 k
+
10 k
100k
+
IN
5 V
SERIAL
DATA OUTPUT
CLOCK
ENABLE
GND
ADC08031
LM385
FB
REF
1.28 V
LM35
SNIS159F – AUGUST 1999 – REVISED JANUARY 2016
www.ti.com
System Examples (continued)
Figure 24. Temperature to Digital Converter
Figure 25. Temperature to Digital Converter
(Serial Output)
(Parallel TRI-STATE Outputs for Standard Data Bus
to
μP Interface)
(128°C Full Scale)
(128°C Full Scale)
*=1% or 2% film resistor
Trim RB for VB = 3.075 V
Trim RC for VC = 1.955 V
Trim RA for VA = 0.075 V + 100 mV/°C ×Tambient
Example, VA = 2.275 V at 22°C
Figure 26. Bar-Graph Temperature Display
Figure 27. LM35 With Voltage-To-Frequency
Converter and Isolated Output
(Dot Mode)
(2°C to 150°C; 20 to 1500 Hz)
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2016, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com