công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM35DM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM35DM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Centigrade Temperature Sensors
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM35DM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button LM35DM/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM35DM/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 31 page
background image
±2.0
±1.5
±1.0
±0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
±75
±25
25
75
125
175
TEMPERATURE (
ƒC)
C008
LM35
LM35A
LM35
LM35A
TYPICAL
LM35
+VS
(4 V to 20 V)
OUTPUT
0 mV + 10.0 mV/°C
LM35
www.ti.com
SNIS159F – AUGUST 1999 – REVISED JANUARY 2016
8.2 Typical Application
8.2.1 Basic Centigrade Temperature Sensor
Figure 14. Basic Centigrade Temperature Sensor (2 °C to 150 °C)
8.2.1.1 Design Requirements
Table 1. Design Parameters
PARAMETER
VALUE
Accuracy at 25°C
±0.5°C
Accuracy from –55 °C to 150°C
±1°C
Temperature Slope
10 mV/°C
8.2.1.2 Detailed Design Procedure
Because the LM35 device is a simple temperature sensor that provides an analog output, design requirements
related to layout are more important than electrical requirements. For a detailed description, refer to the Layout.
8.2.1.3 Application Curve
Figure 15. Accuracy vs Temperature (Ensured)
Copyright © 1999–2016, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
15
Product Folder Links: LM35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com