công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM239AD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM239AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Differential Comparators
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM239AD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM239AD Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 37 page
background image
LM139, LM239, LM339, LM139A
LM239A, LM339A, LM2901, LM2901AV, LM2901V
www.ti.com
SLCS006T – OCTOBER 1979 – REVISED JUNE 2015
5 Device Comparison Table
PART NUMBER
PACKAGE
BODY SIZE (NOM)
LM139J, LM139AJ
CDIP (14)
21.30 mm × 7.60 mm
LM139FK, LM139AFK
LCCC (20)
8.90 mm × 8.90 mm
LM139W, LM139AW
CFP (14)
9.20 mm × 6.29 mm
LM139D, LM139AD, LM239D, LM293AD, LM339D,
SOIC (14)
8.70 mm × 3.90 mm
LM339AD, LM2901D
LM239N, LM339N, LM339AN, LM2901N
PDIP (14)
19.30 mm × 6.40 mm
LM239PW, LM2901PW
TSSOP (14)
5.00 mm × 4.40 mm
LM339NS, LM339ANS, LM2901NS
SOP (14)
10.20 mm × 5.30 mm
LM339DB, LM339ADB
SSOP (14)
6.50 mm × 5.30 mm
Copyright © 1979–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM139 LM239 LM339 LM139A LM239A LM339A LM2901 LM2901AV LM2901V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com