| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LMV321M7/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV321M7/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Texas Instruments |
|
40 / 52 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LMV324Q3MTX/NOPB TSSOP PW 14 2500 330.0 12.4 6.95 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV358MM VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358MM/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358MMX/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358MX SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LMV358MX/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LMV358Q1MAX/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LMV358Q1MM/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358Q1MMX/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358Q3MAX/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LMV358Q3MM/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358Q3MMX/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LMV321M5 SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0 LMV321M5/NOPB SOT-23 DBV 5 1000 210.0 185.0 35.0 LMV321M5X/NOPB SOT-23 DBV 5 3000 210.0 185.0 35.0 LMV321M7 SC70 DCK 5 1000 210.0 185.0 35.0 LMV321M7/NOPB SC70 DCK 5 1000 210.0 185.0 35.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 30-Dec-2015 Pack Materials-Page 2 |