công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z89319 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện Z89319
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIGITAL TELEVISION CONTROLLER IN-CIRCUIT EMULATOR (ICE) DEVICE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z89319 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zilog, Inc.

  Z89319 Datasheet HTML 1Page - Zilog, Inc. Z89319 Datasheet HTML 2Page - Zilog, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
Z89319
CP95TEL0800
PRELIMINARY
GENERAL DESCRIPTION (Continued)
Functional Block Diagram
Capture
IRIN
ADC
ADC0
ADC1
ADC2
ADC3
ADC4
ADC5
Port 0
Port 00
Port 01
Port 02
Port 03
Port 04
Port 05
Port 06
Port 07
Port 08
Port 09
Control
XTAL1
XTAL2
LPF
HSYNC
VSYNC
/Reset
CPU
RAM
1K x 16
ROM
32K x 16
OSD
V1(R)
V2(G)
V3(B)
PWM
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM5
PWM6
Port1
Port 10
Port 11
Port 12
Port 13
Port 14
Port 15
Port 16
Port 17
Port 00
Register Addr/Data
Address
Data
ROM Data
ROM Addr
CVI
Port 05
Port 04
Port 17
Port 18
I2C
SCL/MSCL2
SCD/MSCD2
MSCL1
MSCD1
Port 01/11
Port 02/12
HSYNC2
PWM6
Port 0A
Port 0B
Port 0C
Port 0D
Port 0E
Port 0F



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com