công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP100NA/250 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMP100NA/250
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMP100NA/250 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button TMP100NA/250 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMP100NA/250 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 30 page
background image
Time (s)
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
TMP100, TMP101
SBOS231I – JANUARY 2002 – REVISED NOVEMBER 2015
www.ti.com
Typical Application (continued)
8.2.3 Application Curve
Figure 14 shows the step response of the TMP100 and TMP101 devices to a submersion in an oil bath of 100ºC
from room temperature (27ºC). The time constant, or the time for the output to reach 63% of the input step, is
0.9 s. The time-constant result depends on the PCB that the TMP100 and TMP101 devices are mounted. For
this test, the TMP100 and TMP101 devices are soldered to a two-layer PCB that measures 0.375 inch × 0.437
inch.
Figure 14. Temperature Step Response
20
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2002–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMP100 TMP101



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com