công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDSP16116AB0AC bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Mitel Networks Corporation

tên linh kiện PDSP16116AB0AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 X 16 Bit Complex Multiplier
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITEL [Mitel Networks Corporation]
Trang chủ  http://www.mitel.com
Logo MITEL - Mitel Networks Corporation

PDSP16116AB0AC bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Mitel Networks Corporation

Back Button PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 9Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 10Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 11Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 12Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 13Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 14Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 15Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 16Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 17Page - Mitel Networks Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
PDSP16116
14
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (NOTE 1)
Supply voltage, VDD
Input voltage, VIN
Output voltage, VOUT
Clamp diode current per pin, IK (see note 2)
Static discharge voltage (HBM)
Storage temperature, TS
Ambient temperature with power applied, TAMB
Military grade
Industrial grade
Junction temperature
Package power dissipation
Thermal resistances
Junction-to-case,
θJC
Junction-to-ambient,
θJA
20·5V to 17·0V
20·5V to VDD 10·5V
20·5V to VDD 10·5V
18mA
500V
265
°C to1150°C
255
°C to1125°C
240
°C to185°C
120
°C
1000mW
12
°C/W
29
°C/W
NOTES
1. Exceeding these ratings may cause permanent damage.
Functional operation under these conditions is not implied.
2. Maximum dissipation should not be exceeded for more
than1 second, only one output to be tested at any one time.
3. Exposure to absolute maximum ratings for extended
periods may affect device reliablity.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com