công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDSP16116AB0AC bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Mitel Networks Corporation

tên linh kiện PDSP16116AB0AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 X 16 Bit Complex Multiplier
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITEL [Mitel Networks Corporation]
Trang chủ  http://www.mitel.com
Logo MITEL - Mitel Networks Corporation

PDSP16116AB0AC bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Mitel Networks Corporation

Back Button PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 8Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 9Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 10Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 11Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 12Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 13Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 14Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 15Page - Mitel Networks Corporation PDSP16116AB0AC Datasheet HTML 16Page - Mitel Networks Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
PDSP16116
12
CLK
INPUT DATA X AND Y
OUTPUT P PORTS
OUTPUT SFTA1:0
VALID DATA
INPUT CONTROLS CEX AND CEY
tCP
tDS
tDH
tCLK
tCLKH
tCLKL
tCSFTA
tCSFTA
VALID DATA
tCONS
tCES
tCEH
tCONH
tWS
tWH
INPUT CONTROLS CONX AND CONY
INPUT CONTROL WTB1:0
Fig. 9 Normal mode timing
OER AND OEI
OUTPUT P PORTS
HIGH Z
tOPLZ
tOPZL
HIGH Z
tOPZH
tOPHZ
HIGH Z
Fig. 10 Output tristate timing
VH
0·5V
Delay from
output high
to output
high Z (tOPHZ)
0·5V
0·5V
0·5V
VL
1·5V
1·5V
Delay from
output low
to output
high Z (tOPLZ)
Delay from
output high Z
to output low
(tOPZL)
Delay from
output high Z
to output high
(tOPZH)
Test
Waveform measurement level
VH is the voltage reached when the output is driven high
VL is the voltage reached when the output is driven low
VT = 0V
VT = VDD
Three state delay measurement load
VT
DUT
30p
1·5k
Fig. 11 Three state delay measurement



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com