công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSM23P-2AG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TSM23P-2AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  NEMA 23 Integrated StepSERVO??Motor w/ Pulse & Direction Control
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

TSM23P-2AG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TSM23P-2AG Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers TSM23P-2AG Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Part Number:
TSM23P-2AG
Supply Voltage:
12-70 VDC
Supply Voltage Type:
DC
Control Modes:
Step & Direction
Encoder Following
Communication Ports:
RS-232
Encoder Feedback:
Yes
Setup Method:
Software setup
Digital Inputs:
4
Digital Outputs:
3
Circuit Protection:
Short circuit
Over-voltage
Under-voltage
Over-temp
Status LEDs:
1 red, 1 green
Frame Size:
NEMA 23
Holding Torque:
142 oz-in
Step Angle:
1.8 deg
Rotor Inertia:
3.68E-03 oz-in-sec
Length:
3.76 inches
Weight:
30 oz
Operating Temperature
Range:
0-85 °C
Ambient Temperature
Range:
0-40 °C
Ambient Humidity:
90% max, non-condensing
Insulation Class:
Class B (130 ºC)
Maximum Radial Load:
17 lbs
Maximum Thrust
Load:
1.8 lbs
Specifications
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com