công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIR492DP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Telefunken

tên linh kiện SIR492DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TFUNK [Vishay Telefunken]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIR492DP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Telefunken

  SIR492DP Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIR492DP Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Document Number: 68840
S-82288-Rev. B, 22-Sep-08
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
SiR492DP
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
0.001
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.01
1
10
100
1.2
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
- 0.5
- 0.3
- 0.1
0.1
0.3
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Temperature (°C)
ID = 250 µA
ID = 5 mA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.000
0.004
0.008
0.012
0.016
0.020
012345
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
0.001
0
1
50
20
30
10
600
0.1
Time (s)
10
40
100
0.01
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
100
1
100
0.1
1ms
10 ms
100 ms
0.1
1
10
10
TA = 25 °C
Single Pulse
1s
DC
10 s
BVDSS Limited
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
Limited byRDS(on)*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com