công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F84AT-20I/SS bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F84AT-20I/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-pin Flash/EEPROM 8-Bit Microcontrollers
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F84AT-20I/SS bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology PIC16F84AT-20I/SS Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 124 page
background image
PIC16F8X
DS30430C-page 22
© 1998 Microchip Technology Inc.
TABLE 5-1
PORTA FUNCTIONS
TABLE 5-2
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTA
Name
Bit0
Buffer Type
Function
RA0
bit0
TTL
Input/output
RA1
bit1
TTL
Input/output
RA2
bit2
TTL
Input/output
RA3
bit3
TTL
Input/output
RA4/T0CKI
bit4
ST
Input/output or external clock input for TMR0.
Output is open drain type.
Legend: TTL = TTL input, ST = Schmitt Trigger input
Address
Name
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Value on
Power-on
Reset
Value on all
other resets
05h
PORTA
—
—
—
RA4/T0CKI
RA3
RA2
RA1
RA0
---x xxxx
---u uuuu
85h
TRISA
—
—
—
TRISA4
TRISA3
TRISA2
TRISA1
TRISA0
---1 1111
---1 1111
Legend: x = unknown, u = unchanged, - = unimplemented read as '0'. Shaded cells are unimplemented, read as '0'



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com