công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC7116 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC7116
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters with Hold
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC7116 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology

Back Button TC7116 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology TC7116 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 22 page
background image
© 2002 Microchip Technology Inc.
DS21457B-page 19
TC7116/A/TC7117/A
7.3
Package Dimensions (Continued)
Dimenisons: inches (mm)
.695 (17.65)
.685 (17.40)
.656 (16.66)
.650 (16.51)
.656 (16.66)
.650 (16.51)
.021 (0.53)
.013 (0.33)
.032 (0.81)
.026 (0.66)
.630 (16.00)
.591 (15.00)
.120 (3.05)
.090 (2.29)
.180 (4.57)
.165 (4.19)
.695 (17.65)
.685 (17.40)
.050 (1.27) TYP.
.020 (0.51) MIN.
PIN 1
44-Pin PLCC
Dimenisons: inches (mm)
.557 (14.15)
.537 (13.65)
.398 (10.10)
.390 (9.90)
.031 (0.80) TYP.
.018 (0.45)
.012 (0.30)
.398 (10.10)
.390 (9.90)
.010 (0.25) TYP.
.096 (2.45) MAX.
.557 (14.15)
.537 (13.65)
.083 (2.10)
.075 (1.90)
.041 (1.03)
.026 (0.65)
7
° MAX.
.009 (0.23)
.005 (0.13)
44-Pin PQFP
PIN 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22