| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC7116 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7116 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Microchip Technology |
|
18 / 22 page ![]() TC7116/A/TC7117/A DS21457B-page 18 © 2002 Microchip Technology Inc. 7.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. Dimensions: inches (mm) .015 (0.38) .008 (0.20) .620 (15.75) .590 (15.00) .700 (17.78) .620 (15.75) .540 (13.72) .510 (12.95) 2.070 (52.58) 2.030 (51.56) .210 (5.33) .170 (4.32) .020 (0.51) .016 (0.41) .110 (2.79) .090 (2.29) .065 (1.65) .045 (1.14) .200 (5.08) .125 (3.18) .098 (2.49) MAX. .030 (0.76) MIN. .060 (1.52) .020 (0.51) .150 (3.81) MIN. 40-Pin CERDIP (Wide) PIN 1 3 ° MIN. |