công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16C72-10/SP bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16C72-10/SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16C72-10/SP bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology PIC16C72-10/SP Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 124 page
background image
PIC16C72 Series
DS39016A-page 24
Preliminary
© 1998 Microchip Technology Inc.
TABLE 3-5
PORTC FUNCTIONS
TABLE 3-6
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTC
Name
Bit#
Buffer Type
Function
RC0/T1OSO/T1CKI
bit0
ST
Input/output port pin or Timer1 oscillator output/Timer1 clock input
RC1/T1OSI
bit1
ST
Input/output port pin or Timer1 oscillator input
RC2/CCP1
bit2
ST
Input/output port pin or Capture1 input/Compare1 output/PWM1
output
RC3/SCK/SCL
bit3
ST
RC3 can also be the synchronous serial clock for both SPI and I2C
modes.
RC4/SDI/SDA
bit4
ST
RC4 can also be the SPI Data In (SPI mode) or data I/O (I2C mode).
RC5/SDO
bit5
ST
Input/output port pin or Synchronous Serial Port data output
RC6
bit6
ST
Input/output port pin
RC7
bit7
ST
Input/output port pin
Legend: ST = Schmitt Trigger input
Address Name
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Value on:
POR,
BOR
Value on all
other resets
07h
PORTC
RC7
RC6
RC5
RC4
RC3
RC2
RC1
RC0
xxxx xxxx
uuuu uuuu
87h
TRISC
PORTC Data Direction Register
1111 1111
1111 1111
Legend: x = unknown, u = unchanged.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com