công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HIP4081AIB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện HIP4081AIB
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

HIP4081AIB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  HIP4081AIB Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2
HIP4081A
Application Block Diagram
Functional Block Diagram (1/2 HIP4081A)
80V
GND
LOAD
HIP4081A
GND
12V
AHI
ALI
BLI
BHI
BLO
BHS
BHO
ALO
AHS
AHO
CHARGE
PUMP
VDD
AHI
DIS
ALI
HDEL
LDEL
VSS
TURN-ON
DELAY
TURN-ON
DELAY
DRIVER
DRIVER
AHB
AHO
AHS
VCC
ALO
ALS
CBF
TO VDD (PIN 16)
CBS
DBS
HIGH VOLTAGE BUS
 80VDC
+12VDC
LEVEL SHIFT
AND LATCH
14
10
11
12
15
13
16
7
3
6
8
9
4
BIAS
SUPPLY
UNDER-
VOLTAGE
HIP4081A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com