công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HIP4081AIB bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện HIP4081AIB
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

HIP4081AIB bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Intersil Corporation

Back Button HIP4081AIB Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 16Page - Intersil Corporation HIP4081AIB Datasheet HTML 17Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
1
2
3
1
2
3
1
2
3
6
5
1
2
3
2
1
12
13
1
2
3
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
L1
R21
Q1
Q3
Q4
R22
L2
R23
C1
C3
JMPR1
R24
R30
R31
C2
R34
C4
CR2
CR1
Q2
JMPR3
JMPR2
JMPR4
R33
C5
C6
CX
CY
C8
U1
CW
CW
+
B+
IN2 IN1
BO
OUT/BLI
IN-/AHI
COM
IN+/ALI
+12V
+12V
BLS
AO
HEN/BHI
ALS
CD4069UB
CD4069UB
CD4069UB
CD4069UB
HIP4080A/81A
SECTION
CONTROL LOGIC
POWER SECTION
DRIVER SECTION
AHO
AHB
AHS
LDEL
ALO
HDEL
ALS
IN-/AHI
VCC
IN+/ALI
VDD
OUT/BLI
BLS
VSS
BLO
DIS
BHS
HEN/BHI
BHO
BHB
R29
U2
U2
U2
U2
4
3
8
9
R32
I
O
O
CD4069UB
CD4069UB
ENABLE IN
U2
U2
NOTES:
1. DEVICE CD4069UB PIN 7 = COM, PIN 14 = +12V.
2. COMPONENTS L1, L2, C1, C2, CX, CY, R30, R31, NOT SUPPLIED.
REFER TO APPLICATION NOTE FOR DESCRIPTION OF INPUT
LOGIC OPERATION TO DETERMINE JUMPER LOCATIONS FOR
JMPR1 - JMPR4.
FIGURE 31. HIP4081A EVALUATION PC BOARD SCHEMATIC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com