công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UCD3138128PFC bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UCD3138128PFC
Giải thích chi tiết về linh kiện  UCD3138x Highly-Integrated Digital Controller For Isolated Power
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UCD3138128PFC bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button UCD3138128PFC Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments UCD3138128PFC Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 80 page
background image
AVG
3 σ
1 σ
-1 σ
-3 σ
2.06
2.04
2.02
2
1.98
1.96
1.94
-50
2.08
1.92
0
50
100
150
200
-100
Temperature (°C)
2.475
2.480
2.485
2.490
2.495
2.500
2.505
2.510
2.515
−40
−20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature (°C)
G003b
ADC12 2.5-V Reference
−4
−2
0
2
4
6
8
−40
−20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature (°C)
G002b
ADC12 Temperature Sensor Measurement Error
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
−40
−20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature (°C)
G005a
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
−60 −40 −20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
Temperature (°C)
G006b
ADC12 Measurement Temperature Sensor Voltage
UCD3138128, UCD3138A64
SLUSBZ8A – JUNE 2014 – REVISED SEPTEMBER 2014
www.ti.com
8.11 Typical Characteristics
Figure 5. ADC12 Measurement Temperature Sensor Voltage
Figure 4. EADC LSB Size With 4x Gain (Mv) vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 7. ADC12 Temperature Sensor Measurement Error
Figure 6. ADC12 2.5-V Reference vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 8. Oscillator Frequency (2MHz Reference, Divided Down From 250MHz) vs. Temperature
16
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: UCD3138128 UCD3138A64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com