công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S1009 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S1009
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER-LOW CURRENT CONSUMPTION SUPER HIGH-ACCURACY VOLTAGE
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S1009 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S1009 Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 18Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 23Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 24Page - Seiko Instruments Inc S1009 Datasheet HTML 25Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 43 page
background image
SUPER-LOW CURRENT CONSUMPTION SUPER HIGH-ACCURACY VOLTAGE DETECTOR WITH DELAY CIRCUIT (EXTERNAL DELAY TIME SETTING)
Rev.5.1_00
S-1009 Series
Seiko Instruments Inc.
21
5.
Nch transistor output current (IOUT) vs. VDS
6.
Pch transistor output current (IOUT) vs. VDS
S-1009N46
Ta =
+25°C
0
0
VDS [V]
15.0
5.0
2.5
10.0
7.5
12.5
4.0
1.0 1.5
0.5
3.0 3.5
2.5
2.0
VDD = 3.6 V
2.4 V
1.2 V
1.0 V
S-1009C08
Ta =
+25°C
0
0
VDS [V]
40.0
10.0
30.0
20.0
10.0
4.0
2.0
8.0
6.0
VDD = 8.4 V
7.2 V
6.0 V
4.8 V
3.6 V
2.4 V
1.2 V
7.
Nch transistor output current (IOUT) vs.
Input voltage (VDD)
8.
Pch transistor output current (IOUT) vs.
Input voltage (VDD)
S-1009N46
VDS = 0.5 V
0
0
VDD [V]
4.0
1.0
3.0
2.0
6.0
3.0
2.0
1.0
5.0
4.0
Ta =
−40°C
+25°C
+85°C
S-1009C08
VDS = 0.5 V
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
02468
10
VDD [V]
Ta =
−40°C
+25°C
+85°C
Remark
VDS: Drain-to-source voltage of the output transistor



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com