công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMEG2005ESF bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PMEG2005ESF
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PMEG2005ESF bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Back Button PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PMEG2005ESF_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 14 page
background image
NXP Semiconductors
PMEG2005ESF
20 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG2005ESF
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved
Product data sheet
13 February 2015
14 / 14
16. Contents
1
General description ............................................... 1
2
Features and benefits ............................................1
3
Applications ........................................................... 1
4
Quick reference data ............................................. 1
5
Pinning information ...............................................2
6
Ordering information .............................................2
7
Marking ................................................................... 2
8
Limiting values .......................................................3
9
Thermal characteristics .........................................3
10
Characteristics .......................................................6
11
Test information .....................................................9
12
Package outline ................................................... 10
13
Soldering .............................................................. 10
14
Revision history ...................................................11
15
Legal information .................................................12
15.1
Data sheet status ............................................... 12
15.2
Definitions ...........................................................12
15.3
Disclaimers .........................................................12
15.4
Trademarks ........................................................ 13
© NXP Semiconductors N.V. 2015. All rights reserved
For more information, please visit: http://www.nxp.com
For sales office addresses, please send an email to: salesaddresses@nxp.com
Date of release: 13 February 2015



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com