công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX3735E/D bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX3735E/D
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7Gbps, Low-Power SFP Laser Drivers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX3735E/D bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX3735E/D Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX3735E/D Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
2.7Gbps, Low-Power SFP Laser Drivers
16
______________________________________________________________________________________
Bonding Coordinates
*Index pad. Orient the die with this pad in the lower-left corner.
**Bond out both pairs of OUT- and OUT+ to minimize series
inductance.
Chip Information
TRANSISTOR COUNT: 327
SUBSTRATE CONNECTED TO GND
DIE SIZE: 60 mils x 79 mils
PROCESS: SiGe Bipolar
Table 5. MAX3735 Bondpad Locations
COORDINATES
PAD
NAME
XY
1*
BC_MON
47
47
2
PC_MON
47
229
3VCC
47
514
4
IN-
47
696
5
IN+
47
878
6VCC
47
1063
7
GND
242
1149
8
TX_DISABLE
452
1149
9
APCSET
636
1149
10
GND
819
1149
11
APCFILT2
1008
1149
12
APCFILT1
1193
1149
13
MD
1383
1149
14
GND
1567
1149
15
VCC
1758
1032
16**
OUT-
1758
888
17**
OUT-
1758
742
18**
OUT+
1758
579
19**
OUT+
1758
433
20
VCC
1758
289
21
BIAS
1758
93
22
GND
1578
-64
23
GND
1401
-64
24
MODSET
1205
-64
25
TX_FAULT
1016
-64
26
SHUTDOWN
818
-64
27
VCC
623
-64
28
GND
435
-64
29
GND
245
-64
22
MAX3735
MAX3735A
23
24
21
20
19
7
89
10
11
12
1
2
3
4
5
6
18
17
16
15
14
13
VCC
Thin QFN*
(4mm x 4mm)
TOP VIEW
IN+
IN-
VCC
PC_MON
BC_MON
VCC
OUT-
OUT+
OUT+
VCC
BIAS
*THE EXPOSED PAD MUST BE CONNECTED TO CIRCUIT BOARD GROUND FOR PROPER
THERMAL AND ELECTRICAL PERFORMANCE.
Pin Configuration



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com