công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LBH1006 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LUXPIA

tên linh kiện LBH1006
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for Approval
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUXPIA [LUXPIA]
Trang chủ  http://www.luxpialed.com
Logo LUXPIA - LUXPIA

LBH1006 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LUXPIA

  LBH1006 Datasheet HTML 1Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 2Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 3Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 4Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 5Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 6Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 7Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 8Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 9Page - LUXPIA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
3/13
(Tentative 1.0)
3. Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
item
symbol
value
unit
forward current
IF
20
mA
pulse forward current 1)
IFP
80
mA
reverse voltage
VR
5
V
power dissipation
PD
70
mW
operating temperature
Topr
-30 to+85
storage temperature
Tstg
-40 to +100
1) IFP conditions : pulse width ≤ 10msec & duty ratio ≤ 1/10
* Absolute Maximum rating is not normal operating condition.
4. Electro-Optical Characteristics
Item
Symbol
Test Condition
RANK
Min.
~
Max.
Unit
Forward Voltage2)
VF
IF= 20mA
v30
3.0
~
3.1
v
v31
3.1
~
3.2
v32
3.2
~
3.3
v33
3.3
~
3.4
Dominant
Wavelength3)
λD
IF= 20mA
A
450
~
465
nm
Luminous intensity4)
Iv
IF= 20mA
2E10
100
~
200
mcd
2E20
200
~
300
3) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 10 ms and an accuracy within ±0.1V.
4) The allowance of luminous intensity measurement is within ±11%.
* To avoid optical difference, please do not mix differently ranked product
* All measurements were made under the standardized environment of LUXPIA.
(Ta=25℃)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com