công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LBH1006 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - LUXPIA

tên linh kiện LBH1006
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for Approval
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUXPIA [LUXPIA]
Trang chủ  http://www.luxpialed.com
Logo LUXPIA - LUXPIA

LBH1006 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - LUXPIA

Back Button LBH1006 Datasheet HTML 6Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 7Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 8Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 9Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 10Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 11Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 12Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 13Page - LUXPIA LBH1006 Datasheet HTML 14Page - LUXPIA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
12/13
(Tentative 1.0)
12. Characteristic Diagrams
*All characteristics shown are for reference only are not guarantee.
(1) forward voltage vs. forward current
(3) ambient temperature vs. allowable
forward current
(4) ambient temperature vs. relative luminosity
(Ta=25℃)
forward voltage VF[V]
(2) forward current vs. relative luminosity
(Ta=25℃)
forward current IF[mA]
-40
0.1
1
10
0
-20
20
60
100
80
40
ambient temperature Ta[℃]
ambient temperature Ta[℃]
(IF=20mA)
80
60
40
20
10
50
40
30
20
100
0
-20
60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com