| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IRGS4607DPBF bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IRGS4607DPBF bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - International Rectifier |
|
11 / 16 page ![]() IRGR/S/B4607DPbF 11 www.irf.com © 2014 International Rectifier Submit Datasheet Feedback November 14, 2014 D-Pak (TO-252AA) Package Outline Dimensions are shown in millimeters (inches) D-Pak (TO-252AA) Part Marking Information Note: For the most current drawing please refer to IR website at http://www.irf.com/package/ IN T E R N A T IO N A L LO G O RE C T IF IE R 34 12 IR F U 1 2 0 916 A LO T C O D E A S SEM B L Y EX A M P L E: W IT H A SSEM B L Y T H IS IS A N IR F R 1 2 0 Y E A R 9 = 19 9 9 DA T E CO DE LIN E A W EEK 1 6 IN T H E A S S E M B LY LIN E "A " A S S E M B L E D O N W W 16, 1999 L O T C O D E 1234 PA R T N U M B E R |