công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRGS4607DPBF bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRGS4607DPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Gate Bipolar Transistor with Ultrafast Soft Recovery Diode
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRGS4607DPBF bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - International Rectifier

Back Button IRGS4607DPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 13Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 14Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 15Page - International Rectifier IRGS4607DPBF Datasheet HTML 16Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 16 page
background image
 
IRGR/S/B4607DPbF
16
www.irf.com
© 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
November 14, 2014
IR WORLD HEADQUARTERS: 101 N. Sepulveda Blvd., El Segundo, California 90245, USA
To contact International Rectifier, please visit http://www.irf.com/whoto-call/
Qualification Information†
Industrial
(per JEDEC JESD47F) ††
Moisture Sensitivity Level
D2Pak
MSL1
TO-220
N/A
RoHS Compliant
Yes
Qualification Level  
D-Pak
MSL1
†
Qualification standards can be found at International Rectifier’s web site: http://www.irf.com/product-info/reliability/
†† Applicable version of JEDEC standard at the time of product release.
Revision History
Date
Comments
7/9/2014  
 Updated typo on V(BR)CES test condition from “250uA” to “100uA” on page 2.
 Updated Package outline on pages 11, 13 & 15.
Added note  to IFM Diode Maximum Forward Current VGE = 15V on page 1.
Removed note from switching losses test condition on page 3.
11/14/2014 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com