công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSK1N3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bruckewell Technology LTD

tên linh kiện MSK1N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  High speed switching
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Trang chủ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

MSK1N3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bruckewell Technology LTD

  MSK1N3 Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 5Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MSK1N3
N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
Publication Order Number: [MSK1N3]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
Dynamic Characteristics
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ.
Max.
Units
CISS
Input Capacitance
VDS = 10 V, VGS = 0 V,
f = 1.0MHz
--
680
--
pF
COSS
Output Capacitance
--
144
--
pF
CRSS
Reverse Transfer Capacitance
--
137
--
pF
Qg
Total Gate Charge
VDS = 10 V , ID = 6 A,
VGS = 4.5 V
--
13.5
--
nC
Qgs
Gate-Source Charge
--
0.9
--
nC
Qgd
Gate-Drain Charge
--
5.4
--
nC
td(on)
Turn-On Dalay Time
VDD = 10 V , ID = 1 A,
VGEN = 4.5 V , RGEN = 6Ω
RL = 10Ω
--
6
--
ns
tr
Rise Time
--
12
--
ns
td(off)
Turn-Off Dalay Time
--
65
--
ns
tf
Fall Time
--
35
--
ns
Notes
a. Pulse test: PW <= 300us duty cycle <= 2%.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com