công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSK1N3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bruckewell Technology LTD

tên linh kiện MSK1N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  High speed switching
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Trang chủ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

MSK1N3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bruckewell Technology LTD

  MSK1N3 Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD MSK1N3 Datasheet HTML 5Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MSK1N3
N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
Publication Order Number: [MSK1N3]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDS
Drain-Source Voltage
20
V
VGS
Gate-Source Voltage
±8
V
ID
Drain Current -Continuous (TA =25°C)
6
A
Drain Current -Continuous (TA =70°C)
3.6
A
IDM
Pulsed Drain Current
22
A
PD
Total Power Dissipation (TA=25°C)
Total Power Dissipation (TA=70°C)
0.83
W
0.3
W
Is
Continuous Source Current (Diode Conduction)
a
1
A
TJ,TSTG
Operating and Storage Temperature Range
-55 to +150
°C
Thermal Data
Symbol
Parameter
Max.
Units
RθJA
Maximum Junction-to- Ambient
a ( t<=10 sec )
110
°C/W
RθJA
Maximum Junction-to- Ambient
a ( Steady State )
150
Note:
1.
Surface Mounted on 1“x1” FR4 Board.
2. Pulse width limited by maximum junction temperature.
Electrical Characteristics
Static
Symbol
Test Conditions
Min
Typ.
Max.
Units
VSD
VGS = 0 V , IS = 1 A
--
0.7
--
V
VGS(th)
VDS = VGS , ID = 250μA
20
--
--
V
IDSS
VDS = 24 V , VGS = 0 V
VDS = 20 V , VGS = 0 V , Tj= 125°C
--
--
1
30
μA
IGSS
VGS = ±8 V , VDS = 0
--
--
±10
nA
ID(ON)
VDS = 5 V , VGS = 4.5 V
10
--
--
A
RDS(ON)*1
VGS = 2.5 V,ID = 5 A
VGS = 4.5 V,ID = 6 A
--
--
20
28
m
Ω
GFS*1
VDS = 15 V,ID = 6 A
10
S
Dynamic Characteristics
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ.
Max.
Units
CISS
Input Capacitance
VDS = 10 V, VGS = 0 V,
f = 1.0MHz
--
680
--
pF
COSS
Output Capacitance
--
144
--
pF
CRSS
Reverse Transfer Capacitance
--
137
--
pF



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com