công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7171MPBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF7171MPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optimized for Synchronous Rectification
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7171MPBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7171MPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7171MPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
 
IRF7171MTRPbF
5
www.irf.com
© 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
March 25, 2015
Fig 10. Maximum Safe Operating Area
Fig 13. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
Fig 9. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
1.0
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VGS = 0V
25
50
75
100
125
150
TC , Case Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ID
TOP
4.6A
11A
BOTTOM 56A
Fig 12. Typical Threshold Voltage vs. Junction Temperature
Fig 11. Maximum Drain Current vs. Case Temperature
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ID = 150µA
ID = 250µA
ID = 1.0mA
ID = 1.0A
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
10msec
1msec
OPERATION IN THIS
AREA LIMITED BY RDS(on)
100µsec
DC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com