công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD78P4038GC bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - NEC

tên linh kiện UPD78P4038GC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD78P4038GC bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - NEC

Back Button UPD78P4038GC Datasheet HTML 17Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 18Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 19Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 20Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 21Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 22Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 23Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 24Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 25Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 72 page
background image
µPD78P4038
21
6.
PROM PROGRAMMING
The
µPD78P4038 has an on-chip 128-KB PROM device for use as program memory. When programming, set
the VPP and RESET pins for PROM programming mode. See (2) in Chapter 2 with regard to handling of other, unused
pins.
6.1
Operation Mode
PROM programming mode is selected when +5 V or +12.5 V is added to the VPP pin or low-level input is added
to the RESET pin. This mode can be set to operation mode by setting the CE pin, OE pin, and PGM pin as shown
in Table 6-1 below.
In addition, the PROM contents can be read by setting read mode.
Table 6-1. PROM Programming Operation Mode
Remark
× = L or H
Pin
RESET
VPP
VDD
CE
OE
PGM
D0-D7
Operation Mode
Page data latch
L
+12.5 V
+6.5 V
H
L
H
Data input
Page write
H
H
L
High impedance
Byte write
L
H
L
Data input
Program verify
L
L
H
Data output
Program inhibit
×
H
H
High impedance
×
LL
Read
+5 V
+5 V
L
L
H
Data output
Output disable
L
H
×
High impedance
Standby
H
××
High impedance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com