công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD78P4038GC bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - NEC

tên linh kiện UPD78P4038GC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD78P4038GC bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - NEC

Back Button UPD78P4038GC Datasheet HTML 35Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 36Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 37Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 38Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 39Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 40Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 41Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 42Page - NEC UPD78P4038GC Datasheet HTML 43Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 72 page
background image
µPD78P4038
39
Parameter
Serial clock cycle time
(SCK1, SCK2)
Serial clock low-level width
(SCK1, SCK2)
Serial clock high-level width
(SCK1, SCK2)
Setup time for SI1 and SI2
(to SCK1, SCK2
↑)
Hold time for SI1 and SI2
(to SCK1, SCK2
↑)
Output delay time for SO1 and
SO2 (to SCK1, SCK2
↓)
Output hold time for SO1 and
SO2 (to SCK1, SCK2
↑)
(2) IOE1, IOE2
Remarks 1. The values in this table are those when CL is 100 pF.
2. T: Serial clock cycle set by software. The minimum value is 16/fXX.
(3) UART, UART2
Unit
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
MIN.
250
500
T
85
210
0.5T – 40
85
210
0.5T – 40
40
40
0
0.5tCYSK1 – 40
MAX.
50
Symbol
tCYSK1
tWSKL1
tWSKH1
tSSSK1
tHSSK1
tDSOSK
tHSOSK
Conditions
Input
VDD = +5.0 V
± 10%
Output
Internal, divided by 16
Input
VDD = +5.0 V
± 10%
Output
Internal, divided by 16
Input
VDD = +5.0 V
± 10%
Output
Internal, divided by 16
When data is transferred
Unit
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Parameter
ASCK clock input cycle time
ASCK clock low-level width
ASCK clock high-level width
Symbol
tCYASK
tWASKL
tWASKH
MIN.
125
250
52.5
85
52.5
85
MAX.
Conditions
VDD = +5.0 V
± 10%
VDD = +5.0 V
± 10%
VDD = +5.0 V
± 10%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com