công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STG2454 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STG2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super high dense cell design for low RDS(ON).
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STG2454 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STG2454 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STG2454 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STG2454 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STG2454 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STG2454 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STG2454 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STG2454 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Suface Mount Package.
S mHop Microelectronics C orp.
a
STG2454
Symbol
VDS
VGS
IDM
85
W
A
PD
°C
1.5
-55 to 150
ID
Units
Parameter
24
7
28.5
°C/W
V
V
±12
TA=25°C
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
THERMAL CHARACTERISTICS
PRODUCT SUMMARY
VDSS
ID
RDS(ON) (m
Ω) Max
24V
7A
29
@
VGS=2.5V
17
@
VGS=4.0V
FEATURES
Super high dense cell design for low RDS(ON).
Rugged and reliable.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C unless otherwise noted)
Limit
Drain Current-Continuous
a
-Pulsed
b
A
Maximum Power Dissipation
a
Operating Junction and Storage
Temperature Range
TJ, TSTG
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
R JA
Ver 1.1
www.samhop.com.tw
Aug,24,2012
1
Details are subject to change without notice.
a
TA=25°C
(T OP V IE W )
T SSOP
1
G 2
S 2
S 2
D1/D2
G 1
S 1
S 1
D1/D2
2
3
4
8
7
6
5
S 1
S 2
G 1
D1
G 2
D2
TA=70°C
5.6
A
TA=70°C
1
W
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Gr
P
Pr
P
P
ESD Protected.


Số phần tương tự - STG2454

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STG200G65FD8AG STMICROELECTRONICS-STG200G65FD8AG Datasheet
505Kb / 11P
Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 200 A, high-efficiency M series IGBT die in D8 packing
21-Jul-2023
STG200M65F2D8AG STMICROELECTRONICS-STG200M65F2D8AG Datasheet
292Kb / 11P
Automotive-grade 650 V, 200 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D8 packing
04-May-2021
logo
SamHop Microelectronics...
STG2017 SAMHOP-STG2017 Datasheet
651Kb / 7P
Dual N-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
STG2507 SAMHOP-STG2507 Datasheet
649Kb / 7P
Dual P-Channel E nhancement Mode Field Effect Transistor
logo
STMicroelectronics
STG25H120F2D7 STMICROELECTRONICS-STG25H120F2D7 Datasheet
252Kb / 10P
1200 V, 25 A trench gate field-stop H series IGBT die in D7 packing
May 2015 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STG2454

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDUD01N70 SAMHOP-SDUD01N70 Datasheet
161Kb / 11P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD06N70 SAMHOP-SDUD06N70 Datasheet
137Kb / 11P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SDUD07N65 SAMHOP-SDUD07N65 Datasheet
137Kb / 11P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP2106 SAMHOP-SP2106 Datasheet
115Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP2702 SAMHOP-SP2702 Datasheet
115Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP3902 SAMHOP-SP3902 Datasheet
118Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP4401 SAMHOP-SP4401 Datasheet
129Kb / 8P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP8007 SAMHOP-SP8007 Datasheet
120Kb / 8P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP8076 SAMHOP-SP8076 Datasheet
85Kb / 6P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
SP8601 SAMHOP-SP8601 Datasheet
103Kb / 7P
Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com