công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2DA1797-13 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 2DA1797-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  50V PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

2DA1797-13 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  2DA1797-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2DA1797
Document number: DS31619 Rev. 4 - 2
4 of 7
www.diodes.com
November 2013
© Diodes Incorporated
2DA1797
Electrical Characteristics (@T
A = +25°C, unless otherwise specified.)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conditions
OFF CHARACTERISTICS
Collector-Base Breakdown Voltage
BVCBO
-50
V
IC = -50μA, IE = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 10)
BVCEO
-50
V
IC = -1mA, IB = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage
BVEBO
-6
V
IE = -50μA, IC = 0
Collector Cut-Off Current
ICBO
-0.1
μA
VCB = -50V, IE = 0
Emitter Cut-Off Current
IEBO


-0.1
μA
VEB = -5V, IC = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 10)
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
-100
-350
mV
IC = -1A, IB = -50mA
DC Current Gain
hFE
82
270
VCE = -2V, IC = -500mA
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
Output Capacitance
Cobo
27
pF
VCB = -10V, IE = 0,
f = 1MHz
Current Gain-Bandwidth Product
fT

160

MHz
VCE = -2V, IC = -100mA,
f = 100MHz
Notes:
10. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300μs. Duty cycle
2%.
Typical Electrical Characteristics (@T
A = +25°C, unless otherwise specified.)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
4
8
12
16
20
-V , COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V)
CE
Fig. 3 Typical Collector Current
vs. Collector-Emitter Voltage
I = -1mA
B
I = -2mA
B
I = -3mA
B
I = -4mA
B
I = -5mA
B
1
10
100
1,000
10,000
-I , COLLECTOR CURRENT (mA)
C
Fig. 4 Typical DC Current Gain vs. Collector Current
10
100
1,000
T = 150°C
A
T = 25°C
A
T = -55°C
A
T = 85°C
A
V
= -4V
CE
0.001
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1,000
10,000
-I , COLLECTOR CURRENT (mA)
C
Fig. 5 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current
I/I = 10
CB
T = 85°C
A
T = 25°C
A
T = -55°C
A
T = 150°C
A
1
10
100
1,000
10,000
-I , COLLECTOR CURRENT (mA)
C
Fig. 6 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage
vs. Collector Current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
T = 150°C
A
T = 25°C
A
T = -55°C
A
T = 85°C
A
V
= -4V
CE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com