công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2DA1797-13 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 2DA1797-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  50V PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

2DA1797-13 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  2DA1797-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated 2DA1797-13 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2DA1797
Document number: DS31619 Rev. 4 - 2
3 of 7
www.diodes.com
November 2013
© Diodes Incorporated
2DA1797
Thermal Characteristics and Derating Information (@T
A = +25°C, unless otherwise specified.)
100m
1
10
10m
100m
1
10
100µs
Single Pulse
T
amb=25°C
V
CE(sat)
Limited
1ms
10ms
100ms
1s
DC
Safe Operating Area
-V
CE Collector-Emitter Voltage (V)
0
0.4
0.8
25
50
75
100
125
150
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Power Dissipation vs.
Ambient Temperature
A
1.2
1.6
2.0
0
FR-4 PCB
1 inch copper pad
2
FR-4 PCB
Minimum
recommended pad
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1,000
Fig. 10 Transient Thermal Response
t , PULSE DURATION TIME (s)
1
0.001
0.01
0.1
1
T - T = P * R
(t)
Duty Cycle, D = t /t
JA
JA
12
R
(t) = r(t) *
JA
R
R
= 126°C/W
JA
JA
P(pk)
t1
t2
D = 0.7
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
D = 0.005
D = Single Pulse
D = 0.9
D = 0.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com